Total : 2 ( 1/1 Pages)
(Simplified Chinese) TWS蓝牙解决方案
by Microchip - 2015-03-11 12:11 - 34,141 views
在您欣赏音乐的过程中,是否会因为传统有线音箱繁琐的喇叭线而困扰?是否会因为传统音­箱的体积/大小,以及位置受限而烦脑不已? Microchip的TWS蓝牙解决方案将­会是您最佳的选择。本视频将向您介绍Microchip BM90蓝牙模块以及BM90 EVB开发板。同时,提供使用BM90 模块的蓝牙单喇叭音箱演示,实现在两个蓝牙音箱­之间的音乐控制与音量同步。
(Japanese) Microchip 5 V CAN LINスタータキットの紹介
by Microchip - 2015-03-11 12:06 - 40,814 views
Microchip社の5 V CAN-LINスタータキットを紹介します。 このキットは車載および産業応用向けにCAN、LIN、SENTインターフェイスを内­蔵した70 MIPSのdsPIC33EVファミリを実装しています。 dsPIC EVファミリなら85℃環境でも30 mAの消費電流で70 MIPS性能を発揮できます。 Microchip社の5 V対応プロセッサで最も高速です。 dsPIC EVファミリは150℃でも40 MIPS性能を発揮します。 さらに、6チャンネルのPWMと1.1 MspsのADCを36チャンネル備えています。

       1        

| Total | 2015-03-11 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-06 | 2015-03-05 |
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013