Popular News
Daily News
Total : 255 ( 26/26 Pages)
Cyclone Series FPGAs - Lower the cost of SDR
by Altera - 2013-05-22 14:01 - 3,335 views
http://bit.ly/beradiosdk The BeRadio Direct Sampling Software Defined Radio Development Kit turns the BeMicro SDK into a complete SDR, and can serve up I/Q data directly to your network via UDP without a PC. This short video demonstrates an AM radio on the BeRadio Software Defined Radio (SDR) development board with the BeMicro SDK FPGA-based MCU evaluation board, and shows the radio receiving the AM signal through a built-in antenna, converting it to a digital signal, filtering and decoding it in the FPGA. It then plays the decoded audio through a headphone jack. With this kit you will be able to build the AM radio and experiment with the design features. The BeMicro SDK evaluation board is a low-cost development platform featuring an Altera Cyclone IV FPGA. The board features DDR RAM 10/100 ethernet, push buttons, DIP switches, LEDs, and 80-pin edge connector for attaching expansion boards, a micro-SD socket, and a temperature sensor. It plugs into the USB port of a PC for power and communication for configuring the FPGA and programming the on-board EPCS16 FLASH memory.
ARM® Development Studio 5 (DS-5™) Altera Edition ツールキット
by Altera - 2013-05-22 13:57 - 2,579 views
ARM® (DS-5™) Altera Edition ツールキットは、アルテラ SoC Embedded Design Suite (EDS) の一部として、アルテラとの独占契約 によって提供されます。 ARM Development Studio 5 (DS-5) ツールキットをベースにした ARM DS-5 Altera® Edition ツールキットは、 HPS ARM Cortex-A9プロセッ サ と FPGA のにまたがったデバッグ機能をシームレスに拡張すること により、SoC FPGAデバイスでのデバッグの障壁を取り除く製品です。 これらの FPGA 対応デバッグ機能は、デバイス全体に比類ないレベル の可視化とコントロールをもたらし­てユーザの生産性を向上させます。
OpenCL を利用した異機種システム向け統合プラットフォーム
by Altera - 2013-05-22 13:56 - 2,341 views
アルテラの FPGA 向け OpenCL の特長と利点: http://www.altera.co.jp/opencl OpenCL (Open Computing Language) プログラミング・モデルとアル テラの超並列 FPGA アーキテクチャを組み合わせることにより、強力な システム性能向上ソリューションが得­られます。アルテラの SDK for OpenCL は、FPGA への OpenCL アプリケーションの容易な実装を可 能にするデザイン環境を提供します。
OpenCLにて機能をFPGA にオフロードさせ実現するアルゴリズム性能向上
by Altera - 2013-05-22 13:55 - 2,642 views
アルテラの FPGA 向け OpenCL の特長と利点: http://www.altera.co.jp/products/soft... OpenCL (Open Computing Language) プログラミング・モデルとアル テラの超並列 FPGA アーキテクチャを組み合わせることにより、強力な システム性能向上ソリューションが得­られます。アルテラの SDK for OpenCL は、FPGA への OpenCL アプリケーションの容易な実装を可 能にするデザイン環境を提供します。
Introducing ARM® Development Studio 5 (DS-5™) Altera Edition
by Altera - 2013-05-22 13:53 - 2,762 views
Altera and ARM have jointly developed the first FPGA-adaptive, unified debugger for Altera's family of SoC devices. The ARM® Development Suite (DS-5™) Altera® Edition Toolkit removes the debugging barrier between the CPU subsystem and on-chip FPGA, giving you an unprecedented level of visibility and control through a common, familiar software debugging interface. Learn more: http://bit.ly/VyVpPC

       21 22 23 24 25 26        

| Total | 2015-03-09 | 2015-03-05 | 2015-03-04 | 2015-02-03 | 2015-02-02 |
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013