|
FPGA で実現できる最新オートモーティブ・ソリューション・デモ
by Altera - 2015-03-09 16:43 - 20,592 views
アルテラのオートモーティブ・ソリューションの詳細:
http://www.altera.co.jp/automotive
自動車の電子化と電動化を支える半導体デバイスとして、FPGAの利用が拡大しています。 このデモでは、「FPGA で実現できる最新ソ
リューション」をテーマに、先進運転支援システム(ADAS)、インフォテイメント、EV 等、車載機器システムを開発する上で今すぐ活用でき
る最新ソリューションをデモを交えて紹介します。 |
 |
Object Detection and Recognition with Neural Networks
by Altera - 2015-03-09 16:41 - 9,622 views
See how our partner iAbra demonstrates machine learning with convolutional neural networks on FPGAs using OpenCL to accelerate object
detection and recognition scenarios. |
 |
ハード浮動小数点:デザイン・エントリー
by Altera - 2015-03-05 17:11 - 40,355 views
20nm で最高の性能を発揮する アルテラの Arria 10 FPGA & SoC FPGA の詳細:
http://www.altera.co.jp/arria10
アルテラ 浮動小数点 DSP ソリューション:
http://www.altera.co.jp/technology/ds...
このデモでは、Arria 10 デバイスの新しいハード浮動小数点 DSP ブロックを活用した浮動小数点 DSP アルゴリズムのデザイン・エントリー
(Quartus II 開発ソフトウェア メガファンクションを利用) を紹介します。浮動小数点メガファンクションにより、Arria 10 デバイスの新しい
DSP アーキテクチャを自動的にターゲットにでき、ユーザーの労力を最小限に抑えることが可能です。 |
 |
Arria 10 Hard Floating Point DSP Demonstration
by Altera - 2015-03-05 17:10 - 28,855 views
Presentation and Demonstration on Altera Generation 10 FPGAs with Hard Floating Point DSP Blocks. This video presents the architecture,
capabilities and advantages of designing with hard floating point DSP blocks. The demonstration uses DSP Builder to show how a soft floating
point design can migrate to Arria 10 using hard floating point blocks. It also compares the utilization pointing out significant logic savings when
using hard floating point blocks. |
 |
Configuring Altera MAX 10 User Flash Memory
by Altera - 2015-03-05 15:32 - 18,057 views
This video demonstrates how to configure the User Flash Memory (UFM) in a MAX 10 FPGA device. |
 |
業界初 2,666 Mbps DDR4 メモリ・インタフェースを提供する FPGA
by Altera - 2015-03-04 10:37 - 8,891 views
20nm で最高の性能を発揮する アルテラの Arria 10 FPGA & SoC の詳細:
http://www.altera.co.jp/arria10
Arria 10 FPGA & SoC は 20nm で最高の性能を発揮し、競合デバイスより 1 スピード・グレード分高い性能優位性をもたらします。また、
前世代の ミッドレンジFPGA & SoC より消費電力を最大 40 % 削減し、最大1,500 GFLOPS の処理性能を実現する浮動小数点 DSP を搭載、
さらに最高性能の 2,666 Mbps DDR4 SRAM メモリ・インタフェースをサポートしています。 |
 |
USB 3 0 Chip to Chip Connectivity Solution to Reduce Pin Count, Board Space & BOM
by Altera - 2015-02-03 14:25 - 13,910 views
Learn about Altera’s Embedded USB 3.0 Device Controller solution, and how it can simplify your design of chip-to-chip USB 3.0 connectivity.
For more information: http://bit.ly/1yZFZMO |
 |
USB 3 0 Chip to Chip Links in Automotive Applications
by Altera - 2015-02-03 14:24 - 12,148 views
Learn about Altera’s Embedded USB 3.0 Device Controller solution using our 5Gbps XCVRs, and how it can simplify your Automotive
Infotainment chip-to-chip interface connectivity. |
 |
Optical Flow and Pedestrian Detection with OpenCL
by Altera - 2015-02-03 14:13 - 11,296 views
Get started with OpenCL and FPGAs with our low-cost, low-power SoCs to accelerate motion estimation and pedestrian detection algorithms. |
 |
新しい価値を生む!マイコンからFPGA への置き換えソリューション
by Altera - 2015-02-02 15:39 - 16,254 views
マイコンからFPGA、置き換え体験談:
http://www.altera.co.jp/mcu2fpga
FPGAは、プログラムを書き込むことで、欲しい機能を実現するハードウェアを自由に作ることができるデバイスで、プロセッサ、DSP等、
どんな回路も設計することが可能です。こうした特徴を活かし、FPGAをマイコンに置き換えることで、目覚ましい成果を上げた先進的なマ
イコン・ユーザーが続々と現れており、ソフトウェア開発が中心だった技術者でも簡単に、FPGAを使ったハード開発ができる環境が整っています。
このオンライン・セミナーでは、これらの特長を活用した、マイコンをFPGAに置き換え事例を交えつつ、FPGA の利点並びに拡充された開発
環境を紹介します。 |