Weidmuller > Industrie 4.0 -- Weidmüller auf der Hannover Messe 2014
Date: 2014-05-22 10:25Read: 3504





Individualisierte, hochflexible und sich selbst steuernde
Fertigungseinheiten erscheinen im Licht von Industrie 4.0
häufig noch als Zukunftsvision. Als Vordenker und Wegbereiter
bietet Weidmüller schon heute konkrete Lösungen, mit denen
produzierende Unternehmen sich auf das Internet der Dinge
und die sichere Steuerung der Produktion aus der Cloud vorbereiten
können -- auch für den bereits bestehenden Maschinenpark.
Michael Höing, Leiter Elektronik bei Weidmüller, und der Leiter
der Technologieentwicklung, Dr. Jan Michels, erläutern Chancen
und konkrete Anwendungen.

Total : 201 ( 1/21 Pages)
Industrial Ethernet - Unmanaged Switches
by Weidmuller - 2015-02-03 14:27 - 11,194 views
Industrial Ethernet - Unmanaged Switches für die industrielle Kommunikation
Industrial Ethernet - Managed Switches
by Weidmuller - 2015-02-03 14:27 - 11,363 views
Industrial Ethernet - Managed Switches für die industrielle Kommunikation
Industrial Ethernet - managed switches
by Weidmuller - 2015-02-03 14:26 - 11,597 views
Industrial Ethernet managed switches for industrial communciation
Industrial Ethernet - unmanaged switches
by Weidmuller - 2015-02-03 14:26 - 11,146 views
Industrial Ethernet - Managed Switches für die industrielle Kommunikation
u-remote – Einfache Konfektionierung der HD-Stecker zur dezentralen Signalanbindung
by Weidmuller - 2014-09-24 15:25 - 4,051 views
u-remote – Easy assembly of HD connectors for decentralized signal wiring
by Weidmuller - 2014-09-24 15:25 - 3,679 views
Energiemanagement -- Weidmüller auf der Hannover Messe 2014
by Weidmuller - 2014-05-22 10:25 - 3,552 views
Steigende Energiekosten machen ein zukunftsfähiges Energiemanagement immer bedeutungsvoller. Mit seiner ganzheitlichen Energiemanagement-Lösung begleitet Weidmüller den gesamten Prozess der Einführung oder Weiterentwicklung eines Energiemanagements nach ISO 50001. Die Vorteile erläutern Helene Derksen-Riesen, Leiterin Facility- und Energiemanagement, und Dr. Björn Six, Assistent des Vorstandsvorsitzenden und Projektleiter Energiemanagement.
Industrie 4.0 -- Weidmüller auf der Hannover Messe 2014
by Weidmuller - 2014-05-22 10:25 - 3,504 views
Individualisierte, hochflexible und sich selbst steuernde Fertigungseinheiten erscheinen im Licht von Industrie 4.0 häufig noch als Zukunftsvision. Als Vordenker und Wegbereiter bietet Weidmüller schon heute konkrete Lösungen, mit denen produzierende Unternehmen sich auf das Internet der Dinge und die sichere Steuerung der Produktion aus der Cloud vorbereiten können -- auch für den bereits bestehenden Maschinenpark. Michael Höing, Leiter Elektronik bei Weidmüller, und der Leiter der Technologieentwicklung, Dr. Jan Michels, erläutern Chancen und konkrete Anwendungen.
Gehäusesysteme und Know-How made by Weidmüller
by Weidmuller - 2014-03-06 16:10 - 4,414 views
Photovoltaic Junction Boxes - Made by Weidmuller
by Weidmuller - 2014-03-06 13:48 - 4,486 views
Innovative junction box for photovoltaic modules with a rated current of max. 10.5 A. The new photovoltaic junction box is quick and easy to install. It allows you to optimise your production processes. The box enables a fully-automatic process which accelerates the production of photovoltaic modules and reduces the production costs. But also in the case of a manual assembly significant optimisations can be realised. The two-section housing design makes it easier to manufacture as well as to replace during repairs. A comprehensive range of photovoltaic products are available including connectors, tools, surge protection and string boxes.

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

| Total | 2015-02-03 | 2014-09-24 | 2014-05-22 | 2014-03-06 | 2013-11-30 |
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013